công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5289/12C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Alpha Wire

tên linh kiện 5289/12C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Customer Specification
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire

5289/12C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Alpha Wire

  5289/12C Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 5289/12C Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 5289/12C Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 5289/12C Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire 5289/12C Datasheet HTML 5Page - Alpha Wire  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Customer Specification
PART NO. 5289/12C
Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1
12 X 1 PAIR
a) Conductor
20 (7/28) AWG Tinned Copper
0.038
b) Insulation
0.016" Wall, Nom. PVC
0.070
(1) Color Code
Alpha Wire Color Code A
Pair
Color
Pair
Color
Pair
Color
1
BLACK-RED
5
BLACK-BROWN 9
RED-WHITE
2
BLACK-WHITE
6
BLACK-YELLOW 10
RED-BLUE
3
BLACK-GREEN
7
BLACK-
ORANGE
11
RED-YELLOW
4
BLACK-BLUE
8
RED-GREEN
12
RED-BROWN
c) Pair
2/Cond Cabled Together
(1) Twists:
6.0 Twists/foot (min)
2) Cable Assembly
12 Components Cabled
a) Twists:
1.7 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 20%
Overlap, Min.
3) Jacket
0.032" Wall, Nom.,PVC
0.545 (0.568 Max.)
a) Color(s)
Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White
b) Ripcord
1 End 810 Denier Nylon
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 5289/12C 12PR 20 AWG
XTRAGUARD(R) 1 (UL) TYPE CM 105C OR AWM 2464 80C
300V OR AWM 21894 105C 300V SUN RES 60C OIL
VW-1 OR C(UL) TYPE CMG 105C FT4
CE ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of


Số phần tương tự - 5289/12C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
5289-2A MOLEX11-5289-2A Datasheet
58Kb / 1P
KK 5/7.5 WAFER ASSY WITH LOCK
5289-3A MOLEX11-5289-3A Datasheet
58Kb / 1P
KK 5/7.5 WAFER ASSY WITH LOCK
5289-4A MOLEX11-5289-4A Datasheet
58Kb / 1P
KK 5/7.5 WAFER ASSY WITH LOCK
5289-5A MOLEX11-5289-5A Datasheet
58Kb / 1P
KK 5/7.5 WAFER ASSY WITH LOCK
5289-6A MOLEX11-5289-6A Datasheet
58Kb / 1P
KK 5/7.5 WAFER ASSY WITH LOCK
More results

Mô tả tương tự - 5289/12C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com