công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DF2S6M5CT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện DF2S6M5CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESD Protection Diodes Silicon Epitaxial Planar
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

DF2S6M5CT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  DF2S6M5CT Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor DF2S6M5CT Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor DF2S6M5CT Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor DF2S6M5CT Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor DF2S6M5CT Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor DF2S6M5CT Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor DF2S6M5CT Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor DF2S6M5CT Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor DF2S6M5CT Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
DF2S6M5CT
3
6.1. ESD Clamp Waveform (Note)
Fig. 6.1.1
+8 kV
Fig. 6.1.2
-8 kV
Fig. 6.1.3
IEC61000-4-2 (Contact)
Note:
The above characteristics curves are presented for reference only and not guaranteed by production test,
unless otherwise noted.
2021-03-17
Rev.1.0
©2021
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com