công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DF2S6.8CT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện DF2S6.8CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESD Protection Diodes Silicon Epitaxial Planar
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

DF2S6.8CT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  DF2S6.8CT Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor DF2S6.8CT Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor DF2S6.8CT Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor DF2S6.8CT Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor DF2S6.8CT Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor DF2S6.8CT Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
DF2S6.8CT
2
4.
4.
4.
4. Electrical Characteristics (Unless otherwise specified, T
Electrical Characteristics (Unless otherwise specified, T
Electrical Characteristics (Unless otherwise specified, T
Electrical Characteristics (Unless otherwise specified, Taaaa = 25
= 25
= 25
= 25
))))
VRWM: Working peak reverse
voltage
VBR: Reverse breakdown voltage
IBR: Reverse breakdown current
IR: Reverse current
VC: Clamp voltage
IPP: Peak pulse current
RDYN: Dynamic resistance
Fig.
Fig.
Fig.
Fig. 4.1
4.1
4.1
4.1 Definitions of Electrical Characteristics
Definitions of Electrical Characteristics
Definitions of Electrical Characteristics
Definitions of Electrical Characteristics
Characteristics
Zener voltage
Dynamic impedance
Reverse current
Total capacitance
Symbol
VZ
ZZ
IR
Ct
Note
Test Condition
IZ = 5 mA
IZ = 5 mA
VR = 5 V
VR = 0 V, f = 1 MHz
Min
6.4
Typ.
6.8
25
Max
7.2
30
0.5
Unit
V
Ω
µA
pF
5.
5.
5.
5. Guaranteed ESD Protection (Note)
Guaranteed ESD Protection (Note)
Guaranteed ESD Protection (Note)
Guaranteed ESD Protection (Note)
Test Condition
IEC61000-4-2 (Contact discharge)
ESD Protection
±30 kV
Note:
Criterion: No damage to devices.
2014-04-15
Rev.4.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com