công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD15B-11KB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện CD15B-11KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  CD105B
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CD15B-11KB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sumida Corporation

  CD15B-11KB Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CD15B-11KB Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CD15B-11KB Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation CD15B-11KB Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation CD15B-11KB Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation CD15B-11KB Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation CD15B-11KB Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation CD15B-11KB Datasheet HTML 8Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SPECIFICATION
SUMIDA TYPE
CD105B
()
1.DIMENSION
UNIT mm
※ DIMENSION OF TERMINAL IS TYPICAL.
2.CONNECTION (BOTTOM)
3. STAMP (Ex.)
1.DIMENSIONS (mm)
3.STAMP (E.G.)
(BOTTOM VIEW)


Số phần tương tự - CD15B-11KB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
CD15-E2GA392MYGSA TDK-CD15-E2GA392MYGSA Datasheet
73Kb / 3P
Mid-high Voltage Ceramic Capacitors Disk type with lead Safety standard approved
CD15-E2GA392MYNSA TDK-CD15-E2GA392MYNSA Datasheet
73Kb / 3P
Mid-high Voltage Ceramic Capacitors Disk type with lead Safety standard approved
logo
Sensata Technologies, I...
CD150 SENSATA-CD150 Datasheet
398Kb / 3P
CD150 POTENTIOMETRIC OUTPUT – MEASUREMENT RANGE 0 UP TO 6000 MM
CD150 SENSATA-CD150 Datasheet
245Kb / 3P
ANALOG OUTPUT DRAW-WIRE – MEASUREMENT RANGE 0 UP TO 6000 MM
Revised 03/29/2018
CD150-4000-I020G-L10-C SENSATA-CD150-4000-I020G-L10-C Datasheet
245Kb / 3P
ANALOG OUTPUT DRAW-WIRE – MEASUREMENT RANGE 0 UP TO 6000 MM
Revised 03/29/2018
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com