công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-9.MT...K bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-9.MT...K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Three Phase Controlled Bridge (Power Modules), 55 A to 110 A
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-9.MT...K bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button VS-9.MT...K Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-9.MT...K Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-9.MT...K Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-9.MT...K Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-9.MT...K Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-9.MT...K Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-9.MT...K Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VS-9.MT...K Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix VS-9.MT...K Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Document Number: 95004
For technical questions, contact: indmodules@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 27-Aug-07
1
MTK (with and without optional barrier)
Outline Dimensions
Vishay Semiconductors
DIMENSIONS WITH OPTIONAL BARRIERS in millimeters (inches)
24 ± 0.5
(0.94 ± 0.02)
35 ± 0.3
(1.38 ± 0.01)
Fast-on tab 2.8 x 0.8 (type 110)
Screws M5 x 0.8 length 10
5 ± 0.3
(0.2 ± 0.01)
75 ± 0.5
(2.95 ± 0.02)
46 ± 0.3
(1.81 ± 0.01)
80 ± 0.3
(3.15 ± 0.01)
94 ± 0.3
(3.7 ± 0.01)
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
F
E
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com