công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL16XCB70EIB bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29DL16XCB70EIB
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29DL16XCB70EIB bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29DL16XCB70EIB Datasheet HTML 39Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70EIB Datasheet HTML 40Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70EIB Datasheet HTML 41Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70EIB Datasheet HTML 42Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70EIB Datasheet HTML 43Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70EIB Datasheet HTML 44Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70EIB Datasheet HTML 45Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70EIB Datasheet HTML 46Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70EIB Datasheet HTML 47Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 51 page
background image
Am29DL16xC
43
P R E L I M I NARY
AC CHARACTERISTICS
Sector/Sector Block Protect: 150 µs,
Sector/Sector Block Unprotect: 15 ms
1 µs
RESET#
SA, A6,
A1, A0
Data
CE#
WE#
OE#
60h
60h
40h
Valid*
Valid*
Valid*
Status
Sector/Sector Block Protect or Unprotect
Verify
VID
VIH
* For sector protect, A6 = 0, A1 = 1, A0 = 0. For sector unprotect, A6 = 1, A1 = 1, A0 = 0.
21533C-29
Figure 25.
Sector/Sector Block Protect and Unprotect Timing Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com