công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AVR-M2012C390KT6AB bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - TDK Electronics

tên linh kiện AVR-M2012C390KT6AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip varistors ESD/Voltage protection devices
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

AVR-M2012C390KT6AB bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - TDK Electronics

Back Button AVR-M2012C390KT6AB Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics AVR-M2012C390KT6AB Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics AVR-M2012C390KT6AB Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics AVR-M2012C390KT6AB Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics AVR-M2012C390KT6AB Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics AVR-M2012C390KT6AB Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics AVR-M2012C390KT6AB Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics AVR-M2012C390KT6AB Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics AVR-M2012C390KT6AB Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
(11/12)
20220209 / vpd_varistors_avr_en.fm
Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use.
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading.
Voltage Protection Devices
Chip varistors
REEL DIMENSIONS
PACKAGE QUANTITY / INDIVIDUAL WEIGHT
TAPE DIMENSIONS
Packaging style
RoHS Directive Compliant Product
Compatible with lead-free solders
ø180
±2.0
2.0
±0.5
ø13
±0.2
ø21
±0.8
Dimensions in mm
0.8
14.0max.
9.0max.
Type
Package quantity Individual weight
(pieces/reel)
(mg)
AVRM0402/AVRL04/SNGE04
20,000
0.1
AVRM0603/AVR-M0603/AVRL06/
SGNE06
15,000
0.2
AVRM1005/AVR-M1005/AVRL10/
AVRH10
10,000
1.2
AVRM1608/AVR-M1608/AVRL16
4,000
5
AVRM2012/AVR-M2012
2,000
13
Dimensions in mm
Type
A
B
P1
T
0402
0.26±0.04
0.46±0.04
2.0±0.05
0.40max.
0603
0.38±0.05
0.68±0.05
2.0±0.05
0.45max.
1005
0.65+0.05/–0.1
1.15+0.05/–0.1
2.0±0.05
0.65max.
1608
1.1±0.2
1.9±0.2
4.0±0.1
1.1max.
2012
1.5±0.2
2.3±0.2
4.0±0.1
1.1max
4.0±0.1
2.0±0.05
A
P1
T
1.5
+0.1
0
Dimensions in mm
160min.
Taping
200min.
200min.
Drawing direction



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com