công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-VSK.230..PBF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-VSK.230..PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCR/SCR and SCR/Diode (MAGN-A-PAK Power Modules), 230 A
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-VSK.230..PBF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  VS-VSK.230..PBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-VSK.230..PBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-VSK.230..PBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-VSK.230..PBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-VSK.230..PBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-VSK.230..PBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-VSK.230..PBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-VSK.230..PBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VS-VSK.230..PBF Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
VS-VSK.230..PbF Series
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 12-Nov-2018
4
Document Number: 93053
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 3 - On-State Power Loss Characteristics
Fig. 4 - On-State Power Loss Characteristics
Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 7 - On-State Power Loss Characteristics
Average On-state Current (A)
250
200
150
150
200
250
300
350
100
0
50
100
50
0
Ø
Conduction Angle
VSK.230..Series
Per Junction
T
J = 130 °C
180°
120°
90°
60°
30°
RMS limit
Average On-State Current (A)
250
200
150
400
350
300
150
200
250
300
350
100
0
50
100
50
0
VSK.230..Series
Per Junction
T
J = 130 °C
180°
120°
90°
60°
30°
RMS limit
Conduction Period
Ø
DC
Number Of Equal Amplitude
Half Cycle Current Pulses (N)
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
1
10
100
VSK.230..Series
Per Junction
At any rated load condition and with
rated V
RRM applied following surge
Initial T
J = 130 °C
at 60 Hz 0.0083 s
at 50 Hz 0.0100 s
Pulse Train Duration (s)
7000
7500
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
0.01
0.1
1
VSK.230..Series
Per Junction
Maximum non repetitive surge current
vs. pulse drain duration.Control of
conduction may not be maintained.
No voltage reapplied
Rated V
RRM applied
Initial T
J = 130 °C
Total RMS Output Current (A)
Maximum Allowable Ambient Temperature (°C)
700
600
500
400
300
200
100
200
300
400
500
20
40
60
80
100
120
100
0
0
VSK.230..Series
Per Module
T
J = 130 °C
180°
120°
90°
60°
30°
0.12
K/W
0.16
K/W
0.2
K/W
0.1
K/W
0.25
K/W
0.3
K/W
Conduction Angle
Ø
Ø



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com