công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T1250 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện T1250
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 A Snubberless™, logic level and standard Triacs
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

T1250 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button T1250 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics T1250 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics T1250 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics T1250 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics T1250 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics T1250 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics T1250 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics T1250 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics T1250 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
Figure 14. D²PAK recommended footprint (dimensions are in mm)
16.90
10.30
3.70
5.08
1.30
8.90
BTA12, BTB12, T1205, T1210, T1235, T1250
D²PAK package information
DS2115 - Rev 12
page 9/16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16