| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L062K8F3DTR bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L062K8F3DTR bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 124 page ![]() Table 16. Alternate functions for port A Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SPI1/USART1/2/3 /USB/LPTIM/ TSC/TIM2/21/22/ EVENTOUT/ SYS_AF SPI1/I2C1 /TIM2/21 USB/ LPTIM/TIM2/ EVENTOUT/ SYS_AF I2C1/TSC/ EVENTOUT I2C1/USART1/2 /3/TIM22/ LPUART1 EVENTOUT TIM2/21/22 TIM21/ EVENTOUT COMP1/2 PA0 - - TIM2_CH1 TSC_G1_IO1 USART2_CTS TIM2_ETR - COMP1_OUT PA1 EVENTOUT - TIM2_CH2 TSC_G1_IO2 USART2_RTS/ USART2_DE TIM21_ETR - - PA2 TIM21_CH1 - TIM2_CH3 TSC_G1_IO3 USART2_TX - - COMP2_OUT PA3 TIM21_CH2 - TIM2_CH4 TSC_G1_IO4 USART2_RX - - - PA4 SPI1_NSS - - TSC_G2_IO1 USART2_CK TIM22_ETR - - PA5 SPI1_SCK - TIM2_ETR TSC_G2_IO2 - TIM2_CH1 - - PA6 SPI1_MISO - - TSC_G2_IO3 LPUART1_CTS TIM22_CH1 EVENTOUT COMP1_OUT PA7 SPI1_MOSI - - TSC_G2_IO4 - TIM22_CH2 EVENTOUT COMP2_OUT PA8 MCO - USB_CRS_ SYNC EVENTOUT USART1_CK - - - PA9 MCO - - TSC_G4_IO1 USART1_TX - - - PA10 - - - TSC_G4_IO2 USART1_RX - - - PA11 SPI1_MISO - EVENTOUT TSC_G4_IO3 USART1_CTS - - COMP1_OUT PA12 SPI1_MOSI - EVENTOUT TSC_G4_IO4 USART1_RTS/ USART1_DE -- COMP2_OUT PA13 SWDIO - USB_NOE - - - - - PA14 SWCLK --- USART2_TX --- PA15 SPI1_NSS - TIM2_ETR EVENTOUT USART2_RX TIM2_CH1 - - |