| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L062C8U6DTR bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L062C8U6DTR bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 124 page ![]() Table 17. Alternate functions for port B Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 SPI1/USART1/2/3 / USB/LPTIM/ TSC/TIM2/21/22/ EVENTOUT/SYS_ AF SPI1/ /I2C1/TIM2/21 USB/LPUART1 LPTIM/TIM2/ EVENTOUT/ SYS_AF I2C1/TSC/ EVENTOUT I2C1/USART1/2/3/ TIM22/LPUART1/ EVENTOUT I2C2 PB0 EVENTOUT - - TSC_G3_IO2 - - - PB1 - - - TSC_G3_IO3 LPUART1_RTS/ LPUART1_DE -- PB2 - - LPTIM1_OUT TSC_G3_IO4 - - - PB3 SPI1_SCK - TIM2_CH2 TSC_G5I_O1 EVENTOUT - - PB4 SPI1_MISO - EVENTOUT TSC_G5_IO2 TIM22_CH1 - - PB5 SPI1_MOSI - LPTIM1_IN1 I2C1_SMBA TIM22_CH2 - - PB6 USART1_TX I2C1_SCL LPTIM1_ETR TSC_G5_IO3 - - - PB7 USART1_RX I2C1_SDA LPTIM1_IN2 TSC_G5_IO4 - - - PB8 - -- TSC_SYNC I2C1_SCL -- PB10 TIM2_CH3 TSC_SYNC LPUART1_TX - I2C2_SCL PB11 EVENTOUT - TIM2_CH4 - LPUART1_RX - I2C2_SDA |