công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH3N150-2 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH3N150-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 1500 V, 2.5 A, 6 Ω typ., PowerMESH Power MOSFETs in TO-3PF, H2PAK-2, TO-220 and TO247 packages
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH3N150-2 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STH3N150-2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH3N150-2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH3N150-2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STH3N150-2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STH3N150-2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STH3N150-2 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STH3N150-2 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STH3N150-2 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STH3N150-2 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
4.2
H²PAK-2 package information
Figure 24. H²PAK-2 package outline
8159712_9
STFW3N150, STH3N150-2, STP3N150, STW3N150
H²PAK-2 package information
DS5052 - Rev 12
page 11/22



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com