công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB100N10F7 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB100N10F7
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 100 V, 6.8 mΩ typ., 80 A STripFET™ F7 Power MOSFETs in D2PAK, DPAK, TO-220FP, I2PAK and TO-220 packages
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB100N10F7 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button STB100N10F7 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB100N10F7 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB100N10F7 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB100N10F7 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB100N10F7 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB100N10F7 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB100N10F7 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STB100N10F7 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STB100N10F7 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 28 page
background image
Figure 23. D²PAK (TO-263) recommended footprint (dimensions are in mm)
Footprint
STB100N10F7,STD100N10F7,STF100N10F7,STI100N10F7,STP100N10F7
D²PAK (TO-263) type A package information
DS9291 - Rev 5
page 12/28



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28