công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW12NK80Z bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW12NK80Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 800 V, 0.65Ω typ., 10.5 A Zener-protected SuperMESH™ Power MOSFET in D2PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW12NK80Z bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STW12NK80Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW12NK80Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW12NK80Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW12NK80Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW12NK80Z Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STW12NK80Z Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STW12NK80Z Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STW12NK80Z Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STW12NK80Z Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
STB12NK80Z, STF12NK80Z, STP12NK80Z, STW12NK80Z
Package mechanical data
Doc ID 9567 Rev 7
11/22
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK
is an ST trademark.
Table 9.
D²PAK (TO-263) mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.40
4.60
A1
0.03
0.23
b0.70
0.93
b2
1.14
1.70
c0.45
0.60
c2
1.23
1.36
D8.95
9.35
D1
7.50
E
10
10.40
E1
8.50
e2.54
e1
4.88
5.28
H
15
15.85
J1
2.49
2.69
L2.29
2.79
L1
1.27
1.40
L2
1.301.75
R0.4
V2
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com