| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STAC0912-250 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STAC0912-250 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 16 page ![]() 1 Electrical data 1.1 Maximum ratings Table 1. Absolute maximum ratings (TCASE= 25 °C) Symbol Parameter Value Unit V(BR)DSS Drain-source voltage 80 V VGS Gate-source voltage ±20 V PDISS Power dissipation (at TCASE = +70 °C) 928 W TJ Maximum operating junction temperature +200 °C TSTG Storage temperature range -65 to +150 °C 1.2 Thermal data Table 2. Thermal data Symbol Parameter Value Unit Rthj-case Junction-case thermal resistance 0.14 °C/W Note: Thermal data at 100 µs - 10% 1.3 ESD protection characteristics Table 3. ESD protection Symbol Test methodology Class HBM Human body model (per JESD22-A114) 2 STAC0912-250 Electrical data DS7201 - Rev 9 page 2/16 |