| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM2903YST bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2903YST bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 21 page ![]() Package information LM2903 18/21 DocID2470 Rev 14 6.5 DFN8 2x2 package information (LM2903YQ3T) Figure 27. DFN8 2x2 mm wettable flanks package outline Table 8. DFN8 2x2 mm wettable flanks package mechanical data Ref. Dimensions mm Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.70 0.75 0.80 0.027 0.029 0.031 A1 0.10 0.003 b 0.20 0.25 0.30 0.007 0.009 0.011 D 1.95 2.00 2.05 0.076 0.078 0.080 D1 0.80 0.90 1.00 0.031 0.035 0.039 E 1.95 2.00 2.05 0.076 0.078 0.080 E1 1.50 1.60 1.70 0.059 0.062 0.066 e 0.50 0.019 F 0.05 0.001 G 0.25 0.30 0.35 0.009 0.011 0.013 aaa 0.10 0.003 |