công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRNF2FBT1M00 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Stackpole Electronics, Inc.

tên linh kiện PRNF2FBT1M00
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Metal Film Resistor
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.

PRNF2FBT1M00 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Stackpole Electronics, Inc.

  PRNF2FBT1M00 Datasheet HTML 1Page - Stackpole Electronics, Inc. PRNF2FBT1M00 Datasheet HTML 2Page - Stackpole Electronics, Inc. PRNF2FBT1M00 Datasheet HTML 3Page - Stackpole Electronics, Inc. PRNF2FBT1M00 Datasheet HTML 4Page - Stackpole Electronics, Inc. PRNF2FBT1M00 Datasheet HTML 5Page - Stackpole Electronics, Inc. PRNF2FBT1M00 Datasheet HTML 6Page - Stackpole Electronics, Inc. PRNF2FBT1M00 Datasheet HTML 7Page - Stackpole Electronics, Inc. PRNF2FBT1M00 Datasheet HTML 8Page - Stackpole Electronics, Inc. PRNF2FBT1M00 Datasheet HTML 9Page - Stackpole Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Rev Date: 3/3/2022
9
www.seielect.com
This specification may be changed at any time without prior notice.
marketing@seielect.com
Please confirm technical specifications before you order and/or use.
RNF / RNMF Series
General Purpose Metal Film Resistor
Stackpole Electronics, Inc.
Resistive Product Solutions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
N
F
1
4
F
T
D
4
K
7
5
How to Order
Resistance Value
Code Description
Code
W
Code
Tol
Value
Code
Description
Size
Quantity
Code ppm
RNF
Standard
18
0.125
A
0.05%
RNF18, RNF14
T
10
RNMF
Mini
14
0.25
B
0.1%
RNMF14, RNMF12
E
25
12
0.5
C
0.25%
RNF12, RNF1
2500
C
50
1
1
D
0.5%
RNF2
1000
D
100
10 ohm = 10R0
2
2
F
1%
RNF18, RNF14
10.2 K ohm = 10K2
G
2%
RNMF14, RNMF12
1 M ohm = 1M00
J
5%
RNF12
2000
RNF1, RNF2
1000
(*) Precision metal film resistors with tolerances <1% may be available in smaller quantities. Contact Stackpole for more details.
Ammo
Tape and Reel
T
E24
A
E96
E24
Product Series
1000
5000 (*)
RNF18, RNF14,
RNF12, RNF1, RNF2,
RNMF12, RNMF14
Four characters with
the multiplier used
as the decimal
holder.
5000
PRNF
Panasert
RoHS
TCR
Tolerance
Packaging
Power Rating
B
Bulk



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com