công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI3USB4000A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện PI3USB4000A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-High Voltage Protection USB2 1:2 Mux/DeMux
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

PI3USB4000A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated

Back Button PI3USB4000A Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated PI3USB4000A Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated PI3USB4000A Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated PI3USB4000A Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated PI3USB4000A Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated PI3USB4000A Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated PI3USB4000A Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated PI3USB4000A Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated PI3USB4000A Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
6
PI3USB4000A
A product Line of
Diodes Incorporated
www.diodes.com
January 2019
Diodes Incorporated
PI3USB4000A
Document Number DS40145 Rev 3-2
Fig 3. Crosstalk Setup
Fig 2. Off-isolation Setup
+
–
+
–
BALANCED
PORT1
BALANCED
PORT2
DUT
+
–
+
–
BALANCED
PORT1
DUT
+
–
BALANCED
PORT2
50
50
+
–
+
–
BALANCED
PORT1
BALANCED
PORT2
DUT
+
–
50
50
Fig 1. Differential Insertion Loss Setup
Input
0V
50%
50%
tPLH
Output
50%
50%
tPHL
400mV
VOH
VOL
Input
0V
50%
50%
tPLH
Output
50%
50%
tPHL
400mV
10%
90%
tRISE=500ps
tFALL=500ps
90%
10%
Fig 4. Propagation Delay
Fig 5. Skew Test



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com