công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC358749XBG. bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC358749XBG.
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC358749XBG. bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TC358749XBG. Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC358749XBG. Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC358749XBG. Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC358749XBG. Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC358749XBG. Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC358749XBG. Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC358749XBG. Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC358749XBG. Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC358749XBG. Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
TC358779XBG
2 / 18
2017-11-13
Scaling:
- Hardware performs scaling automatically based
on input and output frame size
HDMI Rx received input frame size and Panel
size programmed in registers
Can be overwritten by Software if necessary
- Horizontal Scaling factors supported:
3-to-2, 1-to-2, 3-to-4, 3-to-8, 9-to-4 and 9-to-16
2-to-3 and 1-to-3
- Vertical Scaling factors supported:
1-to-2, 3-to-2 and 3-to-4
2-to-1 and 3-to-1
2-to-3 and 4-to-9
4-to-5 and 8-to-15
- Special handling of 3D formats FP, SBS & T&B
to avoid boundary artifacts.
Color Space Conversion
- RGB  YCbCr
- Two sets of coefficients provided – 1 set for
each direction
- Both color space convertors can be
enabled/disabled independent of each other.
● InfraRed (IR)
Support NEC InfraRed protocol.
● System
Internal core has two power domains (VDDC1
and VDDC2)
- VDDC1 is “always-on” power domain
- VDDC2 can be shut-off during deep sleep mode
● Power supply inputs
Core and MIPI D-PHY: 1.2 V
I/O:
1.8 V – 3.3 V
HDMI®:
3.3 V
VPLL:
1.2 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com