công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DMT10H032LFDF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DMT10H032LFDF
Giải thích chi tiết về linh kiện  100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMT10H032LFDF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  DMT10H032LFDF Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMT10H032LFDF Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMT10H032LFDF Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMT10H032LFDF Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMT10H032LFDF Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMT10H032LFDF Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated DMT10H032LFDF Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
DMT10H032LFDF
Datasheet number: DS41972 Rev. 2 - 2
3 of 7
www.diodes.com
March 2020
© Diodes Incorporated
DMT10H032LFDF
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
V
DS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 1. Typical Output Characteristic
V
GS = 3.3V
V
GS = 3.5V
V
GS = 3.8V
V
GS = 4.0V
V
GS = 4.5V
V
GS = 5.0V
V
GS = 8.0V
V
GS = 10V
0
5
10
15
20
25
30
1
2
3
4
5
V
GS, GATE-SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 2. Typical Transfer Characteristic
V
DS = 5V
TJ = -55℃
TJ = 25℃
TJ = 85℃
TJ = 125℃
TJ = 150℃
0.004
0.009
0.014
0.019
0.024
0.029
0.034
0.039
0.044
0.049
0
5
10
15
20
25
30
I
D, DRAIN-SOURCE CURRENT (A)
Figure 3. Typical On-Resistance vs. Drain Current
and Gate Voltage
V
GS = 4.5V
V
GS = 10V
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
V
GS, GATE-SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 4. Typical Transfer Characteristic
I
D = 6A
I
D = 4A
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
0.055
0.06
0
5
10
15
20
25
30
I
D, DRAIN CURRENT (A)
Figure 5. Typical On-Resistance vs. Drain Current and
Junction Temperature
V
GS = 10V
TJ = -55℃
TJ = 25℃
TJ = 85℃
TJ = 125℃
TJ = 150℃
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
T
J, JUNCTION TEMPERATURE (℃)
Figure 6. On-Resistance Variation with Junction
Temperature
V
GS = 10V, ID = 6A
V
GS = 4.5V, ID = 4A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com