công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RVC0603 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stackpole Electronics, Inc.

tên linh kiện RVC0603
Giải thích chi tiết về linh kiện  Medium Voltage Thick Film Chip Resistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.

RVC0603 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stackpole Electronics, Inc.

  RVC0603 Datasheet HTML 1Page - Stackpole Electronics, Inc. RVC0603 Datasheet HTML 2Page - Stackpole Electronics, Inc. RVC0603 Datasheet HTML 3Page - Stackpole Electronics, Inc. RVC0603 Datasheet HTML 4Page - Stackpole Electronics, Inc. RVC0603 Datasheet HTML 5Page - Stackpole Electronics, Inc. RVC0603 Datasheet HTML 6Page - Stackpole Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Rev Date: 01/23/2019
3
www.seielect.com
This specification may be changed at any time without prior notice.
marketing@seielect.com
Please confirm technical specifications before you order and/or use.
RVC Series
Medium Voltage Thick Film Chip Resistor
Stackpole Electronics, Inc.
Resistive Product Solutions
Recommended Pad Layout
Soldering Conditions
Type / Code
a
b
c
Unit
0.020
0.018
0.024
inches
0.50
0.45
0.60
mm
0.035
0.024
0.035
inches
0.90
0.60
0.90
mm
0.047
0.028
0.051
inches
1.20
0.70
1.30
mm
0.079
0.035
0.063
inches
2.00
0.90
1.60
mm
0.150
0.035
0.110
inches
3.80
0.90
2.80
mm
0.193
0.063
0.138
inches
4.90
1.60
3.50
mm
RVC2512
RVC0402
RVC0603
RVC0805
RVC1206
RVC2010
(1) Time of IR reflow soldering at maximum temperature point 260°C: 10 seconds
(2) Time of wave soldering at maximum temperature point 260°C: 10 seconds
(3) Time of soldering iron at maximum temperature point 410°C: 5 seconds



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com