| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADR3625BRMZ-R7 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADR3625BRMZ-R7 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices |
|
4 / 21 page ![]() Data Sheet ADR3625 SPECIFICATIONS analog.com Rev. 0 | 4 of 21 Table 2. Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit LOAD CAPACITANCE RANGE Minimum load capacitance 0.1 μF Maximum load capacitance 10 μF 1 Initial accuracy does not include shift due to solder heat effect (see the Applications Information section.) |