công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCLT1007 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TCLT1007
Giải thích chi tiết về linh kiện  Optocoupler, Phototransistor Output, SOP-4L, Long Mini-Flat Packages
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TCLT1007 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  TCLT1007 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TCLT1007 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TCLT1007 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TCLT1007 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TCLT1007 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TCLT1007 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TCLT1007 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TCLT1007 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TCLT1007 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TCLT100. Series
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.9, 01-Dec-15
8
Document Number: 83515
For technical questions, contact: optocoupleranswers@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TAPE AND REEL DIMENSIONS (in millimeters)
Fig. 19 - Reel Dimensions (3000 units per reel)
Fig. 20 - Tape Dimensions
SOLDER PROFILE
Fig. 21 - Lead (Pb)-free Reflow Solder Profile
according to J-STD-020
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS
ESD level: HBM class 2
Floor life: unlimited
Conditions: Tamb < 30 °C, RH < 85 %
Moisture sensitivity level 1, according to J-STD-020
ESD sticker
Tape slot
in core
330
(13")
Regular, special
or bar code label
17999
22662
technical drawings
according to DIN
specification
4.25
8
2.3
2
4
2.7
0.3
Direction of pulling out
0
50
100
150
200
250
300
0
50
100
150
200
250
300
Time (s)
240 °C
245 °C
max. 260 °C
max. 120 s
max. 100 s
217 °C
max. 30 s
max. ramp up 3 °C/s
max. ramp down 6 °C/s
19841
255 °C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com