công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BXEM-57C0130-R-30D bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Bridgelux, Inc.

tên linh kiện BXEM-57C0130-R-30D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bridgelux® SMD 3030 Series
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIDGELUX [Bridgelux, Inc.]
Trang chủ  https://www.bridgelux.com/
Logo BRIDGELUX - Bridgelux, Inc.

BXEM-57C0130-R-30D bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Bridgelux, Inc.

Back Button BXEM-57C0130-R-30D Datasheet HTML 19Page - Bridgelux, Inc. BXEM-57C0130-R-30D Datasheet HTML 20Page - Bridgelux, Inc. BXEM-57C0130-R-30D Datasheet HTML 21Page - Bridgelux, Inc. BXEM-57C0130-R-30D Datasheet HTML 22Page - Bridgelux, Inc. BXEM-57C0130-R-30D Datasheet HTML 23Page - Bridgelux, Inc. BXEM-57C0130-R-30D Datasheet HTML 24Page - Bridgelux, Inc. BXEM-57C0130-R-30D Datasheet HTML 25Page - Bridgelux, Inc. BXEM-57C0130-R-30D Datasheet HTML 26Page - Bridgelux, Inc. BXEM-57C0130-R-30D Datasheet HTML 27Page - Bridgelux, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 27 page
background image
Figure 11 : Reflow Profile
Profile Feature
Lead Free Assembly
Preheat: Temperature Range
180°C – 200°C
Preheat: Time (Maximum)
120 seconds
Peak Temperature
260°C
Soldering Time (Maximum)
10 seconds
Allowable Reflow Cycles
2
Reflowing Characteristics
Figure 12 : Pick and Place
Note for Figure 12:
1. When using a pick and place machine, choose a nozzle that has a larger diameter than the LED’s emitting surface. Using a Pick-and-
Place nozzle with a smaller diameter than the size of the LEDs emitting surface will cause damage and may also cause the LED to
not illuminate.
21
Is greater than LEDs
emitting surface



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com