công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ILQ621 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện ILQ621
Giải thích chi tiết về linh kiện  Optocoupler, Phototransistor Output (Dual, Quad Channel)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ILQ621 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  ILQ621 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ILQ621 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ILQ621 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ILQ621 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ILQ621 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ILQ621 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ILQ621 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ILQ621 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ILQ621 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: optocoupler.answers@vishay.com
Document Number: 83654
4
Rev. 1.5, 20-Dec-07
ILD621/ILD621GB/ILQ621/ILQ621GB
Vishay Semiconductors
Optocoupler, Phototransistor Output
(Dual, Quad Channel)
TYPICAL CHARACTERISTICS
Tamb = 25 °C, unless otherwise specified
Fig. 1 - Non-Saturated Switching Timing
Fig. 2 - Non-Saturated Switching Timing
Fig. 3 - Saturated Switching Timing
Fig. 4 - Saturated Switching Timing
SATURATED
On time
IF = ± 10 mA, VCC = 5.0 V, RL = 1 kΩ, VTH = 1.5 V
ton
4.3
µs
Rise time
IF = ± 10 mA, VCC = 5.0 V, RL = 1 kΩ, VTH = 1.5 V
tr
2.8
µs
Off time
IF = ± 10 mA, VCC = 5.0 V, RL = 1 kΩ, VTH = 1.5 V
toff
2.5
µs
Fall time
IF = ± 10 mA, VCC = 5.0 V, RL = 1 kΩ, VTH = 1.5 V
tf
11
µs
Propagation H to L
IF = ± 10 mA, VCC = 5.0 V, RL = 1 kΩ, VTH = 1.5 V
tPHL
2.6
µs
Propagation L to H
IF = ± 10 mA, VCC = 5.0 V, RL = 1 kΩ, VTH = 1.5 V
tPLH
7.2
µs
SWITCHING CHARACTERISTICS
PARAMETER
TEST CONDITION
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
COMMON MODE TRANSIENT IMMUNITY
PARAMETER
TEST CONDITION
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Common mode rejection,
output high
VCM = 50 VP-P, RL = 1.0 kΩ,
IF = 0 mA
CMH
5000
V/µs
Common mode rejection,
output low
VCM = 50 VP-P, RL = 1.0 kΩ,
IF = 10 mA
CML
5000
V/µs
iild621_01
t
R
t F
t
D
50 %
tPLH
V
O
I
F
tPLH
tS
iild621_02
V
O
V
CC
= 5 V
R
L = 75 Ω
F = 10 kHz,
DF = 50 %
IF = 10 mA
iild621_03
IF
tR
VO
tD
tS
tF
tPHL
tPLH
VTH = 1.5 V
iild621_04
V
O
V
CC
= 5 V
R
L
F = 10 kHz,
DF = 50 %



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com