| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MS6715GTR bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - MOSA ELECTRONICS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS6715GTR bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - MOSA ELECTRONICS |
|
13 / 13 page ![]() MOSA MS6715 1 Stereo Input / 2 Channels Output Audio Processor REV1.0 13 www.mosanalog.com EXTERNAL DIMENSIONS SSOP20 A A2 A1 D E1 E b e ZD L1 Detail A L θ2 θ1 R1 R θ Detail A H x 45 c SOP20 (300mil) H D h x 45 C Detail A 0.25mm Detail A L θ E A A1 B e Dimension in mm Dimension in inch Symbol Min Max Min Max A 1.35 1.75 0.053 0.069 A1 0.10 0.25 0.004 0.010 A2 1.50 0.059 b 0.20 0.30 0.008 0.012 c 0.18 0.25 0.007 0.010 e 0.635 BASIC 0.025 BASIC D 8.56 8.74 0.337 0.344 E 5.79 6.20 0.228 0.244 E1 3.81 3.99 0.150 0.157 L 0.41 1.27 0.016 0.050 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L1 0.254 BASIC 0.010 BASIC ZD 1.4732 REF 0.058 REF R1 0.20 0.33 0.008 0.013 R 0.20 0.008 θ 0 o 8 o 0 o 8 o θ1 0 o 0 o θ2 5 o 15 o 5 o 15 o Dimension in mm Dimension in inch Symbol Min Max Min Max A 2.35 2.65 0.0926 0.1043 A1 0.10 0.30 0.004 0.0118 B 0.33 0.51 0.013 0.020 C 0.23 0.32 0.0091 0.0125 e 1.27 BSC 0.050 BSC D 12.6 13 0.4961 0.5118 E 7.4 7.60 0.2914 0.2992 H 10.00 10.65 0.394 0.419 L 0.40 1.27 0.016 0.050 h 0.25 0.75 0.010 0.029 θ 0 o 8 o 0 o 8 o |