công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDI-09S-5-RZGXX bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - PowerDynamics, Inc

tên linh kiện PDI-09S-5-RZGXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  D-SUB CONNECTORS
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERDYNAMICS [PowerDynamics, Inc]
Trang chủ  http://www.powerdynamics.com/
Logo POWERDYNAMICS - PowerDynamics, Inc

PDI-09S-5-RZGXX bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - PowerDynamics, Inc

Back Button PDI-09S-5-RZGXX Datasheet HTML 11Page - PowerDynamics, Inc PDI-09S-5-RZGXX Datasheet HTML 12Page - PowerDynamics, Inc PDI-09S-5-RZGXX Datasheet HTML 13Page - PowerDynamics, Inc PDI-09S-5-RZGXX Datasheet HTML 14Page - PowerDynamics, Inc PDI-09S-5-RZGXX Datasheet HTML 15Page - PowerDynamics, Inc PDI-09S-5-RZGXX Datasheet HTML 16Page - PowerDynamics, Inc PDI-09S-5-RZGXX Datasheet HTML 17Page - PowerDynamics, Inc PDI-09S-5-RZGXX Datasheet HTML 18Page - PowerDynamics, Inc PDI-09S-5-RZGXX Datasheet HTML 19Page - PowerDynamics, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 42 page
background image
187
145 Algonquin Parkway, Whippany, NJ 07981 • 973-560-0019 • FAX: 973-560-0076
e-mail: sales@powerdynamics.com •
www.powerdynamics.com
7
7
Board Mount Options, Straight
TERMINATION TYPE
P.C. PINS
SOLDER CUP
EXTENDED
P.C. PINS
HOLE
5.8mm RIVET
ATTACHED
IN BACK
2.5mm HEX RIVET
5.8mm RIVET
ATTACHED
IN FRONT
11.9mm
BOARD LOCK
5.8mm
BOARD LOCK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com