công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMS10 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện CMS10
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER SCHOTTKY BARRIER TYPE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

CMS10 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  CMS10 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor CMS10 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor CMS10 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor CMS10 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2000-07-18
2000-07-18
2000-07-18
2000-07-18 4
44
4/4
/4
/4
/4
CM S 1 0
IR-Tj
(TYPICAL)
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
JUNCTION TEMPERATURE Tj (℃
℃
℃
℃)
VR=5V
VR=10V
VR=30V
PULSE
MEASUREMENT
VR=20V
VR=15V
VR=40V
PR(AV) - VR
(TYPICAL)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
010
20
30
40
REVERSE VOLTAGE VR ((((V)
60°
120°
180°
240°
300°
DC
SURGE FORWARD CURRENT
(NON-REPETITIVE)
0
4
8
12
16
20
24
28
1
10
100
NUMBER OF CYCLES
 
 
 
 Ta=25℃
℃
℃
℃
 
 
 
 f=50Hz
Cj-VR
(TYPICAL)
(TYPICAL)
(TYPICAL)
(TYPICAL)
10
100
1000
1
10
100
REVERSE VOLTAGE VR (V)
f=1MHz
Ta=25℃
℃
℃
℃



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com