công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA2186DDFR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện OPA2186DDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPA2186 Precision, Rail-to-Rail Input and Output, 24-V, Zero-Drift Operational Amplifier
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

OPA2186DDFR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button OPA2186DDFR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments OPA2186DDFR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments OPA2186DDFR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments OPA2186DDFR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments OPA2186DDFR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments OPA2186DDFR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments OPA2186DDFR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments OPA2186DDFR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments OPA2186DDFR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 41 page
background image
6.6 Typical Characteristics (continued)
at TA = 25°C, VS = ±12 V, VCM = VS / 2, RL = 10 kΩ (unless otherwise noted)
Common-mode Voltage (V)
-12.5 -10
-7.5
-5
-2.5
0
2.5
5
7.5
10
12.5
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
IB-
IB+
Figure 6-7. Input Bias Current vs Common-Mode Voltage
Frequency (Hz)
-30
-30
0
0
30
30
60
60
90
90
120
120
150
150
180
180
10m 100m
1
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
Gain
Phase
Figure 6-8. Open-Loop Gain and Phase vs Frequency
Frequency (Hz)
-20
-10
0
10
20
30
100
1k
10k
100k
1M
10M
G = 1
G= 1
G= 10
Figure 6-9. Closed-Loop Gain vs Frequency
Temperature (°C)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
IB-
IB+
IOS
Figure 6-10. Input Bias Current and Offset Current vs
Temperature
Output Current (mA)
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
-40qC
25qC
85qC
125qC
Figure 6-11. Output Voltage Swing vs
Output Current (Sourcing)
Output Current (mA)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
-12.5
-10
-7.5
-5
-2.5
0
2.5
5
7.5
10
12.5
-40qC
25qC
85qC
125qC
Figure 6-12. Output Voltage Swing vs
Output Current (Sinking)
www.ti.com
OPA2186
SBOS968A – JUNE 2022 – REVISED SEPTEMBER 2022
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
9
Product Folder Links: OPA2186



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com