| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FMP-3FU bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FMP-3FU bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Toshiba Semiconductor |
|
21 / 70 page ![]() Alignment and Adjustments 4-10 50 WDRGB BCL THESHOLD beam 1.8mA 1.6mA MIN IRE BCL GAIN MAX Table 1. YC Delay Adjustment Table YC Delay Value PAL Def. 4 BG 3 DK 6 I 6 L 7 Def. 1 BG 1 DK 5 I 8 L 5 SECAM Def. 4 Beam Control Limit Characteristic Note 3. M 3 NTSC The “Def.” means that TV is in AV mode. ✐ |