| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LVT673-R1S2-1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LVT673-R1S2-1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH |
|
10 / 15 page ![]() 2001-06-26 10 LB T673, LV T673, LT T673 Ma ßzeichnung Package Outlines Ma ße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). Kathodenkennung: abgeschr ägte Ecke Cathode mark: bevelled edge Gewicht / Approx. weight: 40 mg GPLY6724 0.7 (0.028) 0.9 (0.035) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.12 (0.005) 0.18 (0.007) 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 2.6 (0.102) 3.0 (0.118) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) Cathode marking 0.1 (0.004) (typ.) |