công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS05VBUL2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện PS05VBUL2
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

PS05VBUL2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  PS05VBUL2 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd PS05VBUL2 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd PS05VBUL2 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd PS05VBUL2 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Features
●
Ultra low leakage: nA level
●
Operating voltage: 5V
●
Low clamping voltage
●
Complies with following standards:
– IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: ±30kV
Contact discharge: ±30kV
– IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
– IEC61000-4-5 (Lightning) 4.5A (8/20 μs)
●
RoHS Compliant
Applications
●
●
●
●
●
●
Pin Configuration
Mechanical Characteristics
Absolute Maximum Ratings(Tamb=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Peak Pulse Power (8/20µs)
Ppp
110
W
ESD per IEC 61000−4−2 (Air)
VESD
± 30
Kv
ESD per IEC 61000−4−2 (Contact)
± 30
Operating Temperature Range
TJ
-55 to +150
℃
Storage Temperature Range
TSTJ
-55 to +150
℃
Rev :
www.leiditech.com
03.07.2021
1/4
Smart phones
Display Ports
MDDI Ports
USB Ports
Digital Video Interface (DVI)
PCI Express and Serial SATA Ports
Dimensions DFN1006
●
Package: DFN1006
●
Lead Finish: Lead Free
●
UL Flammability Classification Rating 94V-0
●
Quantity Per Reel:10,000pcs
●
Reel Size:7 inch
●
Device Marking:21
PS05VBUL2


Số phần tương tự - PS05VBUL2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
PS05 CUI-PS05 Datasheet
335Kb / 5P
PRESSURE SENSOR
12/09/2021
logo
Same Sky Devices
PS05 SAMESKY-PS05 Datasheet
239Kb / 5P
PRESSURE SENSOR
09/12/2024
logo
Sumida Corporation
PS05-036 SUMIDA-PS05-036 Datasheet
62Kb / 1P
Power over Ethernet Transformer
PS05-043 SUMIDA-PS05-043 Datasheet
135Kb / 1P
Power over Ethernet Transformer
PS05-046 SUMIDA-PS05-046 Datasheet
63Kb / 1P
Power over Ethernet Transformer
More results

Mô tả tương tự - PS05VBUL2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ULC0342P LEIDITECH-ULC0342P Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
BDFN2C051UF LEIDITECH-BDFN2C051UF Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
CDDFN2-T5.0LC LEIDITECH-CDDFN2-T5.0LC Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
CPDQC5V0SC-HF LEIDITECH-CPDQC5V0SC-HF Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
ESD112-B1-02EL LEIDITECH-ESD112-B1-02EL Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
ESD5V0B03-1006 LEIDITECH-ESD5V0B03-1006 Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
ESDAXLC6-1BT2 LEIDITECH-ESDAXLC6-1BT2 Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
PESDMC2FD5VB LEIDITECH-PESDMC2FD5VB Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
PESDSC2FD5VB LEIDITECH-PESDSC2FD5VB Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
TT0521SB LEIDITECH-TT0521SB Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com