| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9177TR bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9177TR bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 49 page ![]() Electrical specifications L9177 22/49 DocID17617 Rev 1 Figure 12. Stepper motor driver block diagram Vreverse_LS Reverse LS diode drop Driver in OFF condition ISourced = 0.5 A - - -1.5 V 1. VoutA >Vdiagth_H and VoutB<Vdiagth_L or VoutC>Vdiagth_H and VoutD<Vdiagth_L Open load VoutA_B_C_D>Vdiagth_H Short to Battery VoutA_B_C_D<Vdiagth_L Short to GND VoutA <Vdiagth_H and VoutB>Vdiagth_Lor VoutC<Vdiagth_H and VoutD>Vdiagth_L No Fault Table 20. Stepper motor driver electrical characteristics (continued) Symbol Parameter Condition Min Typ Max Unit |