công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESH2D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện ESH2D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifiers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ESH2D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  ESH2D Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ESH2D Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ESH2D Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ESH2D Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ESH2B, ESH2C & ESH2D
Document Number 84649
17-Oct-05
Vishay General Semiconductor
www.vishay.com
3
Package dimensions in inches (millimeters)
Figure 3. Typical Instantaneous Forward Characteristics
Figure 4. Typical Reverse Leakage Characteristics
Instantaneous Forward Voltage (V)
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
100
10
1
0.1
0.01
TJ = 150 °C
TJ = 125 °C
TJ = 175 °C
TJ = 25 °C
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
20
40
60
80
100
1000
100
10
1
0.1
0.01
TJ = 150 °C
TJ = 125 °C
TJ = 175 °C
TJ = 25 °C
Figure 5. Typical Junction Capacitance
Figure 6. Typical Transient Thermal Impedance
Reverse Voltage (V)
100
10
1
0.1
1
10
100
tp-Pulse Duration (sec.)
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.160 (4.06)
0.180 (4.57)
0.006 (0.152)
0.012 (0.305)
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)
0.008 (0.2)
0 (0)
0.205 (5.21)
0.220 (5.59)
0.130 (3.30)
0.155 (3.94)
0.084 (2.13)
0.096 (2.44)
0.077 (1.95)
0.086 (2.20)
Cathode Band
DO-214AA (SMB)
0.085 MAX.
(2.159 MAX.)
0.220 REF
0.086 MIN.
(2.18 MIN.)
0.060 MIN.
(1.52 MIN.)
Mounting Pad Layout



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com