công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA8090WG bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA8090WG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fully Integrated GPS/Galileo/Glonass/QZSS receiver with embedded RF
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA8090WG bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics

Back Button STA8090WG Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics STA8090WG Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics STA8090WG Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STA8090WG Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics STA8090WG Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics STA8090WG Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics STA8090WG Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics STA8090WG Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics STA8090WG Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 34 page
background image
DS11052 Rev 5
29/34
STA8090WG
Electrical characteristics
33
4.8.3
OSCI oscillator specifications
Default supported values are 16.368 MHz, 24 MHz, 26 MHz and 48 MHz.
To enable USB peripheral the 48 MHz is mandatory
Variation
-500
–
500
ppm
TDUTY
Duty cycle
45
–
55
%
Table 26. Characteristics of external slow clock input (continued)
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com