| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA8089FGA bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA8089FGA bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 33 page ![]() Electrical characteristics STA8089FGA 28/33 DocID029680 Rev 2 4.8.5 Flash specifications This section gives the AC specification of the embedded Flash in STA8089FGA device. Table 25. Flash specifications Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit fC Serial clock frequency QPI mode - 4 read instructions — 78 MHz tSE Sector erase cycle time — 30 200 ms tBE Block erase cycle time — 500 2000 ms tCE Chip erase time Size = 16 Mb — 8 20 s tPP Page program cycle time — 0.9 3 ms |