công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSM4425CSRL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện TSM4425CSRL
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

TSM4425CSRL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  TSM4425CSRL Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd TSM4425CSRL Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd TSM4425CSRL Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd TSM4425CSRL Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd TSM4425CSRL Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd TSM4425CSRL Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd TSM4425CSRL Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd TSM4425CSRL Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd TSM4425CSRL Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
10
20
30
40
50
60
01
2
3
45
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 10 V thru 5 V
VGS =4 V
VGS =3 V
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
102030
405060
ID - Drain Current (A)
VGS =10 V
VGS =4.5 V
0
2
4
6
8
10
0
10203040
50
ID =10A
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS =10 V
VDS =20 V
VDS =15 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
0
1234
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
VGS = 125 °C
VGS = 25 °C
VGS = - 55 °C
Crss
0
600
1200
1800
2400
3000
0
6
12
18
24
30
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -Junction Temperature (°C)
VGS =- 10 V
ID =10A
VGS = - 4.5 V
TSM4425CS RL
3
服务热线:400-655-8788
www.VBsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com