công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF2B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IDEC Corporation

tên linh kiện LF2B
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED Machine Lighting
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDEC [IDEC Corporation]
Trang chủ  https://us.idec.com/
Logo IDEC - IDEC Corporation

LF2B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IDEC Corporation

  LF2B Datasheet HTML 1Page - IDEC Corporation LF2B Datasheet HTML 2Page - IDEC Corporation LF2B Datasheet HTML 3Page - IDEC Corporation LF2B Datasheet HTML 4Page - IDEC Corporation LF2B Datasheet HTML 5Page - IDEC Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
LF2B
LED Machine Lighting
8
www.IDEC.com
Illuminance Charts (Clear light at 0.5m)
LF2B-B (210mm)
LF2B-C (330mm)
LF2B-D (580mm)
LF2B-E (830mm)
LF2B-F (1,080mm)
Circuit Diagram
AC100~240V
DC12V/24V
Rated Current
Supply
+
LED
Rated Current
Supply
+
LED
Fuse
Brown (L)
Brown (N)
Brown (+)
Brown (-)
Fuse
Dimensions (mm)
Brown: L
Unit (mm)
(On DC: + )
(On DC: – )
Blue: N
Cable Gland
Cable
Cover
End Cover
Cable Length 1000
Part Number
L (mm) Inch
LF2B-B
P-THWW2-1M
210 8.27
LF2B-C
P-THWW2-1M
330 12.99
LF2B-D
P-THWW2-1M
580 22.83
LF2B-E
P-THWW2-1M
830 32.68
LF2B-F
P-THWW2-1M
1,080 42.52
With Mounting Bracket (U-shape): LF9Z-1SB21 (Included in each unit)
Mounting Bracket
LF9Z-1SB21
With Mounting Bracket (L-shape): LF9Z-1SB22 (order separately)
Part Number
A
B
C
D
Mounting
Bracket
Qty. Incl.
mm inch mm inch mm inch mm inch
LF2B-B
P-THWW2-1M 165 6.50 –
–
236 9.29 224 8.82
2
LF2B-C
P-THWW2-1M 285 11.22 –
–
356 14.02 344 13.54
2
LF2B-D
P-THWW2-1M 535 21.06 –
–
606 23.86 594 23.39
2
LF2B-E
P-THWW2-1M 785 30.91 393 15.47 856 33.70 844 33.23
3
LF2B-F
P-THWW2-1M 1,035 40.75 345 13.58 1,106 43.54 1,094 43.07
4



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com