| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LNBH26S bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LNBH26S bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 35 page ![]() Table 19. QFN24 (4x4 mm) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 A1 0.00 0.02 0.05 b 0.18 0.25 0.30 D 3.90 4.00 4.10 D2 2.55 2.70 2.80 E 3.90 4.00 4.10 E2 2.55 2.70 2.80 e 0.45 0.50 0.55 L 0.25 0.35 0.45 Figure 14. QFN24 (4x4 mm) footprint recommended data 0.25 0.5 0.6 4.4 4.4 E2 D2 LNBH26S QFN24 (4x4 mm) package information DS8975 - Rev 5 page 29/35 |