| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LEOAD128PT-D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEOAD128PT-D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 20 page ![]() Table 1. Control register bits Bit 7 (MSB) 6 5 4 3 2 1 0 Symbol Any code except 11 ADD2 ADD1 ADD0 Any code except 001 Table 2. Control register bit description Bit Symbol Description 7, 6, 2, 1, 0 DONTC Do not care, except forbidden codes provided in Table 1. Control register bits 5 ADD2 They determine which input channel to be converted, as per Table 3. Input channel description. 4 ADD1 3 ADD0 Table 3. Input channel description ADD2 ADD1 ADD0 Input channel 0 0 0 IN0 0 0 1 IN1 0 1 0 IN2 0 1 1 IN3 1 0 0 IN4 1 0 1 IN5 1 1 0 IN6 1 1 1 IN7 LEOAD128 Functional description DS13668 - Rev 2 page 3/20 |