công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMM5010VF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Eudyna Devices Inc

tên linh kiện FMM5010VF
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs MMIC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Trang chủ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5010VF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Eudyna Devices Inc

  FMM5010VF Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc FMM5010VF Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc FMM5010VF Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc FMM5010VF Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2
FMM5010VF
GaAs MMIC
OUTPUT POWER vs. FREQUENCY
14.0
Pin=-1dBm
-3dBm
-5dBm
-7dBm
-9dBm
-11dBm
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
Frequency (GHz)
16
18
20
22
24
VDD=10V
VGG=-5V
f=14.25GHZ
VDD=10V
VGG=-5V
P1dB
OUTPUT POWER vs. INPUT POWER
-11
-9
-7
-5
-3
-1
Input Power (dBm)
16
18
20
22
14
50
Ω
50
Ω
50
Ω
50
Ω
1000pF
1000pF
1000pF
1000pF
VDD
VGG
VDD
VGG
3
2
1
4
5
6
Recommended Bias Circuit



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com