công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PNZ331CL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện PNZ331CL
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIN Photodiode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

PNZ331CL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  PNZ331CL Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor PNZ331CL Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor PNZ331CL Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
PNZ331CL
PIN Photodiodes
Ct — VR
10 2
10
1
10 –1
Reverse voltage
V
R (V)
110
10 2
10 –2
10 –1
f = 1MHz
Ta = 25˚C
LX , LY — X, Y
0
1
2
3
4
Distance X, Y (mm)
– 0.4
0.4
0.8
0
5
– 0.8
LZ — Z
Coupling loss characteristics
Coupling loss characteristics
0
1
2
3
4
Distance Z (mm)
0.4
1.2
1.6
0.8
5
0
X,Y = 0mm
Y
X
Z
Fiber
ø1mm
Y
X
Z
Fiber
ø1mm
Z = 0mm
Z = 0.3mm



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com