công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-EL26-R2400 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Broadcom Corporation.

tên linh kiện HLMP-EL26-R2400
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-1¾ (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOARDCOM [Broadcom Corporation.]
Trang chủ  http://www.broadcom.com
Logo BOARDCOM - Broadcom Corporation.

HLMP-EL26-R2400 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Broadcom Corporation.

Back Button HLMP-EL26-R2400 Datasheet HTML 2Page - Broadcom Corporation. HLMP-EL26-R2400 Datasheet HTML 3Page - Broadcom Corporation. HLMP-EL26-R2400 Datasheet HTML 4Page - Broadcom Corporation. HLMP-EL26-R2400 Datasheet HTML 5Page - Broadcom Corporation. HLMP-EL26-R2400 Datasheet HTML 6Page - Broadcom Corporation. HLMP-EL26-R2400 Datasheet HTML 7Page - Broadcom Corporation. HLMP-EL26-R2400 Datasheet HTML 8Page - Broadcom Corporation. HLMP-EL26-R2400 Datasheet HTML 9Page - Broadcom Corporation. HLMP-EL26-R2400 Datasheet HTML 10Page - Broadcom Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
Broadcom
AV02-0373EN
6
HLMP-ELxx, HLMP-EHxx, HLMP-EJxx, HLMP-EGxx Data Sheet
T-1¾ (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
Figure 1: Package Dimensions
NOTE:
1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tapers shown at top of leads (bottom of lamp package) indicate an epoxy meniscus that may extend about
1 mm (0.040 in.) down the leads.
3. For dome heights above lead standoff seating plane, d, lamp package B, see table.
1.14 ± 0.20
(0.045 ± 0.008)
5.80 ± 0.20
(0.228 ± 0.008)
5.00 ± 0.20
(0.197 ± 0.008)
31.60
(1.244)
MIN.
0.70 (0.028)
MAX.
1.00
(0.039)
MIN.
8.71 ± 0.20
(0.343 ± 0.008)
2.54 ± 0.38
(0.100 ± 0.015)
0.50 ± 0.10
(0.020 ± 0.004)
SQ. TYP.
CATHODE
LEAD
2.35 (0.093)
MAX.
CATHODE
FLAT
1.14 ± 0.20
(0.045 ± 0.008)
5.80 ± 0.20
(0.228 ± 0.008)
5.00 ± 0.20
(0.197 ± 0.008)
31.60
(1.244)
MIN.
0.70 (0.028)
MAX.
1.00
(0.039)
MIN.
8.71 ± 0.20
(0.343 ± 0.008)
2.54 ± 0.38
(0.100 ± 0.015)
0.50 ± 0.10
(0.020 ± 0.004)
SQ. TYP.
CATHODE
LEAD
CATHODE
FLAT
d
1.50 ± 0.15
(0.059 ± 0.006)
PART NO.
d
HLMP-XX10
HLMP-XX17
HLMP-XX26
HLMP-XX32
A
B
12.37 ± 0.25
(0.487 ± 0.010)
12.42 ± 0.25
(0.489 ± 0.010)
12.52 ± 0.25
(0.493 ± 0.010)
11.96 ± 0.25
(0.471 ± 0.010)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com