công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P16M40CT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SemiWell Semiconductor

tên linh kiện P16M40CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16A Schottky Barrier Rectifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMIWELL [SemiWell Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semiwellsemi.co.kr
Logo SEMIWELL - SemiWell Semiconductor

P16M40CT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SemiWell Semiconductor

  P16M40CT Datasheet HTML 1Page - SemiWell Semiconductor P16M40CT Datasheet HTML 2Page - SemiWell Semiconductor P16M40CT Datasheet HTML 3Page - SemiWell Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Electrical Characteristics
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Units
IR
Reverse Leakage Current
VR = VRRM
TC = 25 °C
TC = 125 °C
-
-
1
50
mA
VF
Forward Voltage Drop
IF = 8 A
TC = 25 °C
IF = 8 A
TC = 125 °C
IF = 16 A
TC = 25 °C
IF = 16 A
TC = 125 °C
-
-
0.55
0.50
0.70
0.62
V
CT
Typical Junction Capacitance @ fT=1MHZ , VR=4V , Tj =25
700
PF
P16M40CT
P16M40CT
P16M40CT
P16M40CT
2/43



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com