công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDM803-08A-FP-R805-67 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - CUI INC

tên linh kiện CDM803-08A-FP-R805-67
Giải thích chi tiết về linh kiện  M8 CONNECTOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUI [CUI INC]
Trang chủ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

CDM803-08A-FP-R805-67 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - CUI INC

  CDM803-08A-FP-R805-67 Datasheet HTML 1Page - CUI INC CDM803-08A-FP-R805-67 Datasheet HTML 2Page - CUI INC CDM803-08A-FP-R805-67 Datasheet HTML 3Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
cuidevices.com
CUI Devices
│ SERIES: CDM803 │ DESCRIPTION: M8 CONNECTOR
date 07/19/2022
│ page 2 of 3
MECHANICAL DRAWING
units: mm
tolerance:
0.5<X≤6.0: ±0.1 mm
6.0<X≤30.0: ±0.2 mm
unless otherwise noted
Recommended Panel Cutout
No. of Poles
3
4
5
6
8
Coding
Pin Diameter
1.0 mm
1.0 mm
1.0 mm
0.7 mm
0.6 mm
Recommended
PCB Layout
Top View
ITEM DESCRIPTION
MATERIAL
PLATING/COLOR
A
M8x1.0 screw
brass
nickel
B
terminals; female brass
gold
C
housing; female
PA66 (UL94V-0)
black
D
M8x0.5 nut
brass
nickel
E
resin
epoxy resin
black
F
o-ring
FKM
black
G
o-ring
FKM
orange
Additional Resources: Product Page



Html Pages

1 2 3