| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F103ZCT6TR bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103ZCT6TR bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 143 page ![]() DS5792 Rev 13 35/143 STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE Pinouts and pin descriptions 135 D12 C9 D2 42 68 101 PA9 I/O FT PA9 USART1_TX(9)/ TIM1_CH2(9) - D11 D10 D3 43 69 102 PA10 I/O FT PA10 USART1_RX(9)/ TIM1_CH3(9) - C12 C10 C1 44 70 103 PA11 I/O FT PA11 USART1_CTS/USBDM CAN_RX(9)/TIM1_CH4(9) - B12 B10 C2 45 71 104 PA12 I/O FT PA12 USART1_RTS/USBDP/ CAN_TX(9)/TIM1_ETR(9) - A12 A10 D4 46 72 105 PA13 I/O FT JTMS-SWDIO - PA13 C11 F8 - - 73 106 Not connected - G9 E6 B1 47 74 107 VSS_2 S- VSS_2 -- F9 F6 A1 48 75 108 VDD_2 S- VDD_2 -- A11 A9 B2 49 76 109 PA14 I/O FT JTCK-SWCLK - PA14 A10 A8 C3 50 77 110 PA15 I/O FT JTDI SPI3_NSS/ I2S3_WS TIM2_CH1_ET R PA15 / SPI1_NSS B11 B9 A2 51 78 111 PC10 I/O FT PC10 UART4_TX/SDIO_D2 USART3_TX B10 B8 B3 52 79 112 PC11 I/O FT PC11 UART4_RX/SDIO_D3 USART3_RX C10 C8 C4 53 80 113 PC12 I/O FT PC12 UART5_TX/SDIO_CK USART3_CK E10 D8 D8 5 81 114 PD0 I/O FT OSC_IN(10) FSMC_D2(11) CAN_RX D10 E8 D7 6 82 115 PD1 I/O FT OSC_OUT(10) FSMC_D3(11) CAN_TX E9 B7 A3 54 83 116 PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR/UART5_RX SDIO_CMD - D9 C7 - - 84 117 PD3 I/O FT PD3 FSMC_CLK USART2_CTS C9 D7 - - 85 118 PD4 I/O FT PD4 FSMC_NOE USART2_RTS B9 B6 - - 86 119 PD5 I/O FT PD5 FSMC_NWE USART2_TX E7 - - - - 120 VSS_10 S- VSS_10 -- F7 - - - - 121 VDD_10 S- VDD_10 -- A8 C6 - - 87 122 PD6 I/O FT PD6 FSMC_NWAIT USART2_RX A9 D6 - - 88 123 PD7 I/O FT PD7 FSMC_NE1/FSMC_NCE2 USART2_CK E8 - - - - 124 PG9 I/O FT PG9 FSMC_NE2/FSMC_NCE3 - D8 - - - - 125 PG10 I/O FT PG10 FSMC_NCE4_1/ FSMC_NE3 - Table 5. High-density STM32F103xC/D/E pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |