công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JMPC16 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - DDK Ltd.

tên linh kiện JMPC16
Giải thích chi tiết về linh kiện  Circular Connectors for Solder Terminations Conforming to JIS-C-5432
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DDK [DDK Ltd.]
Trang chủ  http://www.ddknet.co.jp/English/index.html
Logo DDK - DDK Ltd.

JMPC16 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - DDK Ltd.

  JMPC16 Datasheet HTML 1Page - DDK Ltd. JMPC16 Datasheet HTML 2Page - DDK Ltd. JMPC16 Datasheet HTML 3Page - DDK Ltd. JMPC16 Datasheet HTML 4Page - DDK Ltd. JMPC16 Datasheet HTML 5Page - DDK Ltd. JMPC16 Datasheet HTML 6Page - DDK Ltd. JMPC16 Datasheet HTML 7Page - DDK Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Unit:mm
http://www.ddknet.co.jp
JM Series
7
◎ Specifications and/or dimensions in this catalog are subject to change without notice. ◎ Your checking the latest specifications with our drawings would be highly appreciated.
○ JMR JMWR JMWL Panel Mounting and Cutout Dimensions
Y
8-φ3.5
0.2
M1,M2
E
Shell Size
Mounting Hole
Pitch
Front Mounting
Diameter
Rear Mounting
Diameter
Serial Mounting
Pitch
E 0.2
M1 (min.)
M2 (min.)
Y (min.)
13
20
17
19
42
16
23
21
23
46
21
26
25
27
50
25
29
29
31
54
○ Protection Cap
P/N : JMPC25
① Cap Style
PC:Plug
RC:Receptacle
② Shell Size
13, 16, 21 and 25
Shell Size
A
B 1
13
M181
21
16
M221
25
21
M261
29
25
M301
33
①②
Shell Size
A
B 1
13
M181
21
16
M221
25
21
M261
29
25
M301
33
17.6
13.9
φ4.2
A Thread
6.5
4.5
φ4.2
10.2
A Thread
Plug Cap
Receptacle Cap
Note: The panel thicness for the rear mounting is 3mm max.
Panel Cutout for Two Connectors of Same Size



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com