công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPFS250T-FCVG784E bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MPFS250T-FCVG784E
Giải thích chi tiết về linh kiện  PolarFire SoC Advanced Datasheet
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MPFS250T-FCVG784E bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - Microchip Technology

Back Button MPFS250T-FCVG784E Datasheet HTML 90Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784E Datasheet HTML 91Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784E Datasheet HTML 92Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784E Datasheet HTML 93Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784E Datasheet HTML 94Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784E Datasheet HTML 95Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784E Datasheet HTML 96Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784E Datasheet HTML 97Page - Microchip Technology MPFS250T-FCVG784E Datasheet HTML 98Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 128 page
background image
Unit
Max
Min
Condition
Data Rate
Parameter
UI
0.1
3 dB BW: 1 MHz to
20 MHz
UI
0.3
3 dB BW: 20 KHz to
80 MHz
10.70 Gbps
UI
0.1
3 dB BW: 4 MHz to
80 MHz
UI
0.3
3 dB BW: 20 KHz to
80 MHz
11.09 Gbps
1
UI
0.1
3 dB BW: 4 MHz to
80 MHz
UI
1.5
SJ at 5 KHz
2.66 Mbps
Receive jitter toler-
ance
UI
0.15
SJ at 20 MHz
UI
1.5
SJ at 20 KHz
10.70 Gbps
UI
0.15
SJ at 80 MHz
UI
1.5
SJ at 20 KHz
11.09 Gbps
1
UI
0.15
SJ at 80 MHz
1. For data rates greater than 10.3125 Gbps, VDDA must be set to 1.05 V mode. See supply tolerance in
the section Recommended Operating Conditions.
6.6.12
Fiber Channel
The following table describes Fiber Channel.
Table 110 • Fiber Channel
Unit
Max
Min
Condition
Data Rate
Parameter
UI
0.23
1.0625 Gbps
Total transmit jitter
UI
0.33
2.125 Gbps
UI
0.52
4.25 Gbps
UI
0.31
8.5 Gbps
UI
0.68
1.0625 Gbps
Receive jitter toler-
ance
UI
0.62
2.125 Gbps
UI
0.62
4.24 Gbps
UI
0.71
8.5 Gbps
90
Microsemi Proprietary and Confidential. DS0147 Revision 1.0
AC Switching Characteristics



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com