| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM2170 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - AMtek SEMICONDUCTORS CO., LTD |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM2170 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - AMtek SEMICONDUCTORS CO., LTD |
|
5 / 10 page ![]() AM2170 Motor Driver ICs A AM Mtte ek k s se em miic co on nd du uc ctto orrs s O OC CT T.. 2 20 00 08 8 V V1 1..2 2 - 5 - Power dissipation curve: *70mm×70mm×1.6mm glass epoxy board. *De-rating is done at 17.6mW/℃ for operating above Ta=25℃ Ambient temperature : Ta (℃) 2.0 1.5 1.0 25 50 75 100 125 150 Pd(W) Ta(℃) 2.5 |