công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESP32-C3-DEVKITM-1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD.

tên linh kiện ESP32-C3-DEVKITM-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  UltraLowPower SoC with RISCV SingleCore CPU
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ESPRESSIF [ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD.]
Trang chủ  https://www.espressif.com/
Logo ESPRESSIF - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD.

ESP32-C3-DEVKITM-1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD.

  ESP32-C3-DEVKITM-1 Datasheet HTML 1Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. ESP32-C3-DEVKITM-1 Datasheet HTML 2Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. ESP32-C3-DEVKITM-1 Datasheet HTML 3Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. ESP32-C3-DEVKITM-1 Datasheet HTML 4Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. ESP32-C3-DEVKITM-1 Datasheet HTML 5Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. ESP32-C3-DEVKITM-1 Datasheet HTML 6Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. ESP32-C3-DEVKITM-1 Datasheet HTML 7Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. ESP32-C3-DEVKITM-1 Datasheet HTML 8Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. ESP32-C3-DEVKITM-1 Datasheet HTML 9Page - ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 44 page
background image
Contents
Contents
Product Overview
2
Solution Highlights
2
Features
3
Applications
4
1 ESP32­C3 Series Comparison
9
1.1
ESP32-C3 Series Nomenclature
9
1.2
Comparison
9
2 Pin Definition
10
2.1
Pin Layout
10
2.2
Pin Description
10
2.3
Power Scheme
12
2.4
Strapping Pins
13
3 Functional Description
16
3.1
CPU and Memory
16
3.1.1 CPU
16
3.1.2 Internal Memory
16
3.1.3 External Flash
16
3.1.4 Address Mapping Structure
17
3.1.5 Cache
17
3.2
System Clocks
18
3.2.1 CPU Clock
18
3.2.2 RTC Clock
18
3.3
Analog Peripherals
18
3.3.1 Analog-to-Digital Converter (ADC)
18
3.3.2 Temperature Sensor
18
3.4
Digital Peripherals
18
3.4.1 General Purpose Input / Output Interface (GPIO)
18
3.4.2 Serial Peripheral Interface (SPI)
20
3.4.3 Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
21
3.4.4 I2C Interface
21
3.4.5 I2S Interface
22
3.4.6 Remote Control Peripheral
22
3.4.7 LED PWM Controller
22
3.4.8 General DMA Controller
22
3.4.9 USB Serial/JTAG Controller
22
3.4.10 TWAI® Controller
22
3.5
Radio and Wi-Fi
23
3.5.1 2.4 GHz Receiver
23
3.5.2 2.4 GHz Transmitter
23
3.5.3 Clock Generator
24
Espressif Systems
5
Submit Documentation Feedback
ESP32-C3 Series Datasheet v1.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com